Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D3F60-5063 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numer części D3F60-5063
Szczegółowy opis  Surface Mounting Device Single Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Strona internetowa  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D3F60-5063 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D3F60-5063 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D3F60-5063 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D3F60-5063 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
203
(J534)
■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS
* Sine wave は 50Hz で測定しています。
*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typical は統計的な実力を表しています。
Small SMD
D3F60
150
100
50
0



Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com