Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D3F60-4103 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numer części D3F60-4103
Szczegółowy opis  Surface Mounting Device Single Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Strona internetowa  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D3F60-4103 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D3F60-4103 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D3F60-4103 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D3F60-4103 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
■外観図 OUTLINE
202
(J534)
外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下
さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
面実装デバイス 単体型
Surface Mounting Device Single Diode
Rectifier Diode
D3F60
600V 3A
•小型SMD
• 耐湿性に優れ高信頼性
•高
IFSM
• Small SMD
• High-Reliability
• Large
IFSM
Package:2F
Unit : mm
Weight : 0.16g(typ.)
ロット記号(例)
Date code
Class
品名略号
Type No.
カソードマーク
Cathode mark
+−
4
2.8
7.6
級表示(例)
■定格表 RATINGS
D3F60
単位
Unit
V
A
A
V
μA
℃/W
項  目
Item
記号
Symbol
条 件
Conditions
品 名
Type No.
保存温度
Storage Temperature
接合部温度
Operation Junction Temperature
せん頭逆電圧
Maximum Reverse Voltage
出力電流
Average Rectified Forward Current
せん頭サージ順電流
Peak Surge Forward Current
順電圧
Forward Voltage
逆電流
Reverse Current
熱抵抗
Thermal Resistance
Tstg
Tj
VRM
IO
IFSM
VF
IR
50Hz 正弦波,抵抗負荷,T
l = 80℃
50Hz sine wave, Resistance load, T
l =80℃
50Hz 正弦波,非繰り返し1サイクルせん頭値,Tj = 25℃
50Hz sine wave , Non-repetitive 1cycle peak value, Tj = 25
パルス測定
Pulse measurement
パルス測定
Pulse measurement
IF= 3A,
VR= VRM,
接合部・リード間
Junction to Lead
接合部・周囲間
Junction to Ambient
アルミナ基板実装
On alumina substrate
プリント基板実装
On glass-epoxy substrate
MAX
1.05
MAX
10
MAX
23
MAX
80
MAX
115
−55∼150
150
600
3
150
θj
l
θja
Feature
特 長


Podobny numer części - D3F60-4103

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shindengen Electric Mfg...
D3F60 SHINDENGEN-D3F60 Datasheet
270Kb / 5P
General Purpose Rectifiers(600V 3A)
D3F60 SHINDENGEN-D3F60_17 Datasheet
387Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
More results

Podobny opis - D3F60-4103

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1F60A SHINDENGEN-D1F60A_17 Datasheet
462Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
D2F60 SHINDENGEN-D2F60_17 Datasheet
427Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
D3F60 SHINDENGEN-D3F60_17 Datasheet
387Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
D4F60 SHINDENGEN-D4F60_17 Datasheet
462Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
DE5VE40 SHINDENGEN-DE5VE40_17 Datasheet
394Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
DF25V60 SHINDENGEN-DF25V60_17 Datasheet
371Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
M1F60 SHINDENGEN-M1F60_17 Datasheet
736Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
M2F60 SHINDENGEN-M2F60_17 Datasheet
441Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
M3F60 SHINDENGEN-M3F60_17 Datasheet
436Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
M3FE40 SHINDENGEN-M3FE40_17 Datasheet
444Kb / 4P
Surface Mounting Device Single Diode
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com