| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M27C1001 Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M27C1001 Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 24 page ![]() M27C1001 Package mechanical data 21/24 5.4 32-lead Plastic Thin Small Outline, 8x20 mm (TSOP32) Figure 13. TSOP32 package outline Table 15. TSOP32 package mechanical data Symbol millimeters inches Min Typ Max Min Typ Max A 1.200 0.0472 A1 0.050 0.150 0.0020 0.0059 A2 0.950 1.050 0.0374 0.0413 B 0.170 0.250 0.0067 0.0098 C 0.100 0.210 0.0039 0.0083 CP 0.100 0.0039 D 19.800 20.200 0.7795 0.7953 D1 18.300 18.500 0.7205 0.7283 e 0.500 0.0197 E 7.900 8.100 0.3110 0.3189 L 0.500 0.700 0.0197 0.0276 N32 32 α 0° 5° 0° 5° TSOP-a D1 E 1 N CP B e A2 A N/2 D DIE C L A1 α Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |