Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L79L08C Arkusz danych(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

Numer części L79L08C
Szczegółowy opis  Output current up to 100 mA
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L79L08C Arkusz danych(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button L79L08C Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L79L08C Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 27 page
background image
Package mechanical data
L79LxxAB, L79LxxAC, L79LxxC
24/27
Doc ID 2511 Rev 16
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A1
4.80
0.189
T
3.80
0.150
T1
1.60
0.063
T2
2.30
0.091
d0.48
0.019
P0
12.5
12.9
0.492
0.508
P2
5.65
7.05
0.222
0.278
F1, F2
2.44
2.54
2.94
0.096
0.100
0.116
delta H
±2
0.079
W
17.5
18.00
19.0
0.689
0.709
0.748
W0
5.7
6.3
0.224
0.248
W1
8.5
9.25
0.3350.364
W2
0.50
0.20
H18.50
18.70
0.728
0.726
H0
15.50
16.50
0.610
0.650
H1
25.00
0.984
D0
3.8
4.2
0.150
0.165
t0.900.035
L1
3
0.118
delta P±1
0.039
u
50
1.968
Φ1
360
14.173
Φ2
301.181
Tape & reel for TO-92 mechanical data
W
W1
W0
W2
A1
d
D0
H1
H
H0
L
l1
F1 F2
P2
P0
delta P
delta H
T2
T1
T
t
DRAWING NOT IN SCALE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com