Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L79L08AC Arkusz danych(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

Numer części L79L08AC
Szczegółowy opis  Output current up to 100 mA
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L79L08AC Arkusz danych(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button L79L08AC Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L79L08AC Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 27 page
background image
L79LxxAB, L79LxxAC, L79LxxC
Package mechanical data
Doc ID 2511 Rev 16
23/27
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A180
7.086
C
12.8
13.0
13.2
0.504
0.512
0.519
D
20.2
0.795
N60
2.362
T
14.4
0.567
Ao
4.70
4.804.90
0.185
0.189
0.193
Bo
4.30
4.40
4.50
0.169
0.173
0.177
Ko
1.70
1.801.90
0.067
0.071
0.075
Po
3.9
4.0
4.1
0.153
0.157
0.161
P7.98.0
8.1
0.311
0.315
0.319
Tape & reel SOT-89 mechanical data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com