Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L6564T Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Numer części L6564T
Szczegółowy opis  10-pin transition-mode PFC controller
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6564T Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  L6564T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6564T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 33 page
background image
List of figures
L6564T
4/33
Doc ID 022671 Rev 1
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
IC consumption vs. VCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
IC consumption vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 5.
Vcc Zener voltage vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 6.
Startup and UVLO vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 7.
Feedback reference vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
E/A output clamp levels vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 9.
UVLO saturation vs. TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
OVP levels vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 11.
Inductor saturation threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.
Vcs clamp vs. TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 13.
ZCD sink/source capability vs. TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 14.
ZCD clamp level vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 15.
R discharge vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 16.
Line drop detection threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 17.
VMULTpk - VVFF dropout vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 18.
PFC_OK threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 19.
PFC_OK FFD threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 20.
Multiplier characteristics @ VFF = 1 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 21.
Multiplier characteristics @ VFF = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 22.
Multiplier gain vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 23.
Gate drive clamp vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 24.
Gate drive output saturation vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 25.
Delay to output vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 26.
Startup timer period vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 27.
Output voltage setting, OVP and FFP functions: internal block diagram . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 28.
Voltage feedforward: squarer/divider (1/V2) block diagram and transfer characteristic . . 20
Figure 29.
RFF·CFF as a function of 3rd harmonic distortion introduced in the input current . . . . . . . 21
Figure 30.
THD optimizer circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 31.
THD optimization: standard TM PFC controller (left side) and L6564T (right side) . . . . . . 23
Figure 32.
Effect of boost inductor saturation on the MOSFET current and detection method . . . . . . 24
Figure 33.
Interface circuits that let DC-DC converter's controller IC disable the L6564T. . . . . . . . . . 25
Figure 34.
Demonstration board EVL6564-100W, wide-range mains: electrical schematic . . . . . . . . 27
Figure 35.
L6564 100 W TM PFC: compliance with EN61000-3-2 standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 36.
L6564 100 W TM PFC: compliance with JEITA-MITI standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 37.
L6564 100 W TM PFC: input current waveform @230-50 Hz - 100 W load . . . . . . . . . . . . 28
Figure 38.
L6564 100W TM PFC: input current waveform @100 V-50 Hz - 100 W load . . . . . . . . . . 28
Figure 39.
SSO10 package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com