| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
1MT0750-R82MF Arkusz danych(PDF) 4 Page - Accetek Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1MT0750-R82MF Arkusz danych(HTML) 4 Page - Accetek Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
|
4 / 8 page ![]() 4 1MT Series High Current Shielded Power Inductor Accetek Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. www.accetek.com 1MT‐2014E Accetek Inductance1 DCR2 Part Number μH Tolerance Typ.(mΩ) Max.(mΩ) Irms3(A) Isat4(A) 1MT0715-R68MF 0.68 ±20% 10.5 12.0 8.5 12.0 1MT0715-R82MF 0.82 ±20% 15.0 17.0 7.0 10.0 1MT0715-1R0MF 1.0 ±20% 18.5 21.0 5.5 9.0 1MT0715-2R2MF 2.2 ±20% 46.0 54.0 3.5 6.0 1MT0715-3R3MF 3.3 ±20% 54.0 63.0 3.3 5.5 1MT0715-4R7MF 4.7 ±20% 76.0 85.0 3.2 5.0 1MT0715-6R8MF 6.8 ±20% 125.0 135.0 2.5 4.0 1MT0715-100MF 10 ±20% 165.0 175.0 2.0 3.0 1MT0718-R10MF 0.10 ±20% 2.0 2.5 18.0 45.0 1MT0718-R33MF 0.33 ±20% 5.2 6.8 12.0 22.0 1MT0718-R47MF 0.47 ±20% 7.3 8.4 11.0 18.0 1MT0718-R68MF 0.68 ±20% 11.0 12.7 9.0 17.0 1MT0718-1R0MF 1.0 ±20% 15.0 17.0 7.0 14.0 1MT0718-2R2MF 2.2 ±20% 30.0 35.0 6.0 13.0 1MT0718-3R3MF 3.3 ±20% 56.0 60.0 3.5 10.0 1MT0718-4R7MF 4.7 ±20% 68.0 70.0 3.5 5.0 1MT0718-6R8MF 6.8 ±20% 100.0 110.0 2.8 3.5 1MT0724-R10MF 0.10 ±20% 1.5 1.7 30.0 70.0 1MT0724-R22MF 0.22 ±20% 2.6 3.2 21.0 34.0 1MT0724-R33MF 0.33 ±20% 3.5 4.1 18.0 24.5 1MT0724-R47MF 0.47 ±20% 4.5 5.1 15.0 22.0 1MT0724-R56MF 0.56 ±20% 5.9 6.5 13.0 17.0 1MT0724-R82MF 0.82 ±20% 8.3 9.5 11.0 14.0 1MT0724-1R0MF 1.0 ±20% 11.2 13.5 9.0 16.0 1MT0724-1R5MF 1.5 ±20% 17.0 20.0 9.0 15.0 1MT0724-2R2MF 2.2 ±20% 23.0 28.0 7.0 14.0 1MT0724-3R3MF 3.3 ±20% 31.0 39.0 5.5 13.0 1MT0724-4R7MF 4.7 ±20% 41.0 50.0 5.0 10.0 1MT0724-5R6MF 5.6 ±20% 51.0 60.0 5.0 6.5 1MT0724-6R8MF 6.8 ±20% 57.0 70.0 4.0 6.0 1MT0724-100MF 10 ±20% 92.0 101.0 3.1 4.0 1MT0730-R10MF 0.10 ±20% 1.5 1.7 32.5 60.0 1MT0730-R22MF 0.22 ±20% 2.5 2.8 23.0 40.0 1MT0730-R33MF 0.33 ±20% 3.5 3.9 20.0 30.0 1MT0730-R47MF 0.47 ±20% 4.0 4.2 17.5 26.0 1MT0730-R56MF 0.56 ±20% 4.7 5.0 16.5 25.5 1MT0730-R68MF 0.68 ±20% 5.0 5.5 15.5 25.0 1MT0730-R82MF 0.82 ±20% 6.7 8.0 13.0 24.0 1MT0730-1R0MF 1.0 ±20% 9.0 10.0 11.0 22.0 1MT0730-1R5MF 1.5 ±20% 14.0 15.0 9.0 18.0 1MT0730-2R2MF 2.2 ±20% 18.0 20.0 8.0 14.0 1MT0730-3R3MF 3.3 ±20% 28.0 30.0 6.0 13.5 1MT0730-4R7MF 4.7 ±20% 37.0 40.0 5.5 10.0 1MT0730-6R8MF 6.8 ±20% 54.0 60.0 4.5 8.0 1MT0730-8R2MF 8.2 ±20% 54.0 60.0 4.5 6.0 1MT0730-100MF 10 ±20% 62.0 68.0 4.0 5.5 1MT0730-220MF 22 ±20% 160.0 185.0 2.5 3.0 1MT0750-R36MF 0.36 ±20% 3.2 3.5 21.0 25.0 1MT0750-R40MF 0.40 ±20% 3.2 3.5 20.0 23.0 1MT0750-R56MF 0.56 ±20% 3.4 3.6 20.0 18.0 1MT0750-R68MF 0.68 ±20% 3.9 4.2 18.0 17.0 1MT0750-R82MF 0.82 ±20% 4.6 4.9 16.5 16.0 1MT0750-1R0MF 1.0 ±20% 5.6 6.5 13.0 15.0 1MT0750-1R2MF 1.2 ±20% 6.0 7.5 12.0 13.0 1MT0750-1R5MF 1.5 ±20% 6.0 7.5 11.0 12.0 1MT0750-2R2MF 2.2 ±20% 11.2 12.5 8.0 12.0 1MT0750-3R3MF 3.3 ±20% 19.9 20.9 7.0 9.0 |