Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FMMT596TC Arkusz danych(PDF) 4 Page - Zetex Semiconductors

Numer części FMMT596TC
Szczegółowy opis  SOT 23 PNP silicon planar high voltage transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ZETEX [Zetex Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.diodes.com/
Logo ZETEX - Zetex Semiconductors

FMMT596TC Arkusz danych(HTML) 4 Page - Zetex Semiconductors

  FMMT596TC Datasheet HTML 1Page - Zetex Semiconductors FMMT596TC Datasheet HTML 2Page - Zetex Semiconductors FMMT596TC Datasheet HTML 3Page - Zetex Semiconductors FMMT596TC Datasheet HTML 4Page - Zetex Semiconductors FMMT596TC Datasheet HTML 5Page - Zetex Semiconductors FMMT596TC Datasheet HTML 6Page - Zetex Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
FMMT596
Issue 4 - July 2007
4
www.zetex.com
© Zetex Semiconductors plc 2007
Package outline - SOT23
Note: Controlling dimensions are in millimeters. Approximate dimensions are provided in inches
Dim.
Millimeters
Inches
Dim.
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
A
-
1.12
-
0.044
e1
1.90 NOM
0.075 NOM
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
E
2.10
2.64
0.083
0.104
b
0.30
0.50
0.012
0.020
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
c
0.085
0.20
0.003
0.008
L
0.25
0.60
0.0098
0.0236
D
2.80
3.04
0.110
0.120
L1
0.45
0.62
0.018
0.024
e
0.95 NOM
0.037 NOM
----
-
E
e
L
e1
D
A
c
E1
L1
A1
b
3 leads



Html Pages

1 2 3 4 5 6