| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VNH7013XP-E Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VNH7013XP-E Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 24 page ![]() VNH7013XP-E Package and packing information Doc ID 022370 Rev 3 21/24 Table 16. PowerSSO-36 TP mechanical data Symbol Millimeters Min. Typ. Max. A 2.15 2.47 A2 2.15 2.40 a1 0 0.1 b 0.18 0.36 c 0.23 0.32 D 10.10 10.50 E7.4 7.6 e0.5 e3 8.5 F2.3 G 0.1 H 10.1 10.5 h 0.4 k 0 deg 8 deg L0.6 1 M4.3 N10 deg O1.2 Q0.8 S2.9 T3.65 U1.0 X1 1.85 2.35 Y1 3 3.5 X2 1.85 2.35 Y2 3 3.5 X3 4.7 5.2 Y3 3 3.5 Z1 0.4 Z2 0.4 |