| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HFD2 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Hongfa Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HFD2 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Hongfa Technology |
|
4 / 4 page ![]() 381?13A5?9@A93 3B?C5@ ?77 297 87D 8D 877hD 87hX 87pD >77 =77 <77 :77 877 977 ;77 7 GF T`ndnodq` Nj\_ DF T`ndnodq` Nj\_ 87X 877X 8777X Ipgg Nj\_ Pj Nj\_ 2=7 2<7 2;7 2:7 @77 ODZLOWO UYLVFKLPJ RQYHT Fjio\^o Fpmm`io FQLN VHORHTDVWTH TLUH Fjdg Rjr`m 0hY1 Gdn^g\dh`m Vc` nk`^dad^\odji dn ajm m`a`m`i^` jigt5 U`` oj ,V`mhdijgjbt \i_ Jpd_`gdi`n, ajm hjm` diajmh\odji5 Uk`^dad^\odjin np]e`^o oj ^c\ib` rdocjpo ijod^`5 Y` ^jpg_ ijo `q\gp\o` \gg oc` k`majmh\i^` \i_ \gg oc` k\m\h`o`mn ajm `q`mt kjnnd]g` \kkgd^\odji5 Vcpn oc` pn`m ncjpg_ ]` di \ mdbco kjndodji oj ^cjjn` oc` npdo\]g` kmj_p^o ajm oc`dm jri \kkgd^\odji5 La oc`m` dn \it lp`mt3 kg`\n` ^jio\^o Kjiba\ ajm oc` o`^cid^\g n`mqd^`5 Kjr`q`m3 do dn oc` pn`m{n m`nkjind]dgdot oj _`o`mhdi` rcd^c kmj_p^o ncjpg_ ]` pn`_ jigt5 v Zd\h`i Kjiba\ Hg`^omj\^jpnod^ Fj53 No_5 Dgg mdbcon ja Kjiba\ \m` m`n`mq`_5 ;; <RVNIK 81 Vcdn m`g\t dn cdbcgt n`indodq` kjg\mdu`_ m`g\t3 da ^jmm`^o kjg\mdot dn ijo \kkgd`_ oj oc` ^jdg o`mhdi\gn3 oc` m`g\t _j`n ijo jk`m\o` kmjk`mgt5 91 Vj \qjd_ pndib m`g\tn pi_`m nomjib h\bi`od^ ad`g_ rcd^c rdgg ^c\ib` oc` k\m\h`o`mn ja m`g\tn np^c \n kd^f4pk qjgo\b` \i_ _mjk4jpo qjgo\b`5 :1 T`g\t dn ji oc` |m`n`o} no\opn rc`i ]`dib m`g`\n`_ amjh noj^f3 rdoc oc` ^jind_`m\odji ja ncj^f mdn`i amjh om\indo \i_ m`g\t hjpiodib3 do ncjpg_ ]` ^c\ib`_ oj oc` |n`o} no\opn rc`i \kkgd^\odji0^jii`^odib oj oc` kjr`m npkkgt15 Rg`\n` m`n`o oc` m`g\t oj |n`o} jm |m`n`o} no\opn ji m`lp`no5 ;1 Hi`mbdudib ^jdg rdoc m\o`_ qjgo\b` dn ]\nd^ ajm ijmh\g jk`m\odji ja \ m`g\t3 kg`\n` h\f` npm` oc` `i`mbdu`_ qjgo\b` oj m`g\t ^jdg c\q` m`\^c`_ oc` m\o`_ qjgo\b`5 T`b\m_dib g\o^cdib m`g\t3 di jm_`m oj h\dio\di oc` ,n`o, jm ,m`n`o, no\opn3 dhkpgn` rd_oc ja oc` m\o`_ qjgo\b` \kkgd`_ oj ^jdg ncjpg_ ]` hjm` oc\i < odh`n ja ,n`o, jm ,m`n`o, odh`5 <1 Ijm 9 ^jdg g\o^cdib m`g\t3 _j ijo `i`mbdu` qjgo\b` oj |n`o} ^jdg \i_ |m`n`o} ^jdg ndhpgo\i`jpngt5 =1 Vc` m`g\t h\t ]` _\h\b`_ ]`^\pn` ja a\ggdib jm rc`i ncj^fdib ^ji_dodjin `s^``_ oc` m`lpdm`h`io5 >1 Fjio\^o dn m`^jhh`i_`_ ajm npdo\]g` ^ji_dodji \i_ nk`^dad^\odjin da r\o`m ^g`\idib jm npma\^` kmj^`nn dn diqjgq`_ di \nn`h]gdib m`g\tn ji RFE5 ?1 T`b\m_dib oc` kg\nod^ n`\g`_ m`g\t3 r` ncjpg_ g`\q` do ^jjgdib i\opm\ggt piodgg ]`gjr ;7 jF \ao`m r`g_dib3 oc`i ^g`\i do \i_ _`\g rdoc ^j\odib3 m`h\mf\]gt oc` o`hk`m\opm` ja njgq`ion ncjpg_ \gnj ]` ^jiomjgg`_ ]`gjr ;7 jF5Rg`\n` \qjd_ ^g`\idib oc` m`g\t ]t pgom\njid^3 \qjd_ pndib oc` njgq`ion gdf` b\njgdi`3 Im`ji3 \i_ nj ji3 rcd^c rjpg_ \aa`^o oc` ^jiadbpm\odji ja m`g\t jm diagp`i^` oc` `iqdmjih`io5 @1 D]jpo km`a`m\]g` ^ji_dodji ja jk`m\odji3 nojm\b` \i_ om\inkjmo\odji3 kg`\n` m`a`m oj ,Hskg\i\odji oj o`mhdijgjbt \i_ bpd_`odi`n ja m`g\t,5 AKUV IRQJNVNRQU0 T`ndnodq` gj\_3 \o >7 jF3 8n ji @n jaa5 |