| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HD74LS74ARPEL Arkusz danych(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74LS74ARPEL Arkusz danych(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp |
|
7 / 8 page ![]() HD74LS74A Preliminary R04DS0012EJ0400 Rev.4.00 Page 7 of 7 Dec 21, 2011 NOTE) 1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2" DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. 2. DIMENSION"*3"DOES NOT INCLUDE TRIM OFFSET. 0.635 0.15 1.27 5.80 6.20 0.40 0.34 9.05 Max Nom Min Dimension in Millimeters Symbol Reference 1.75 1.27 0.60 0.40 3.95 0.25 0.14 0.10 0.46 0.25 0.20 0.15 6.10 8° 0° 0.25 1.08 8.65 e HE L A D E A2 A1 bp b1 c x y Z L1 c1 θ Previous Code JEITA Package Code RENESAS Code PRSP0014DE-A FP-14DNV MASS[Typ.] 0.13g P-SOP14-3.95x8.65-1.27 Terminal cross section (Ni/Pd/Au plating) Detail F L y S S Index mark 1 xM *3 *1 F 7 8 14 D Z e L1 bp bp |