| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AN3349 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3349 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 13 page ![]() AN3349 Convert mode Doc ID 018511 Rev 2 7/13 2.3.4 File C mode etpu_asm_converter.exe -c c_input.c out.txt Table 2. File C mode c_input.c out.txt Main() { #asm alu c = diob << 2. alu c=17. /* this is a note*/ #endasm callFunc() #asm ( alu c = b + a.); } main() { asm{ shli c,diob,2 movei c,0x11 // this is a note } callFunc() asm{ add c,b,a }; } |