Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TN0108 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Numer części TN0108
Szczegółowy opis  Migration differences between SPC560B4x/50
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TN0108 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TN0108 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TN0108 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
Contents
TN0108
2/26
Doc ID 15874 Rev 2
Contents
1
Summary of differences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Memory and memory control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
SRAM size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Additional GPIO on JTAG pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Medium speed pad allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3
Input/output state during and after reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4
GPIO pin configuration in standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1
Debug through LPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2
JTAG operation in safe mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.3
Nexus configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.1
Peripheral clock prescalers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.2
ADC register map change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.3
ADC additional external result registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.4
ADC multiplex control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.5
ADC clock prescaler divider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.6
ADC abort modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.7
ADC offset calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.8
LINFlex slave configuration change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.9
LINFlex slave filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.10
eMIOS additional modes and channel types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
Reset and BAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.1
Reset Configuration Halfword (RCHW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.2
Correct reset event-disable feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.3
Write once protection of reset configuration registers . . . . . . . . . . . . . . . 18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com