| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KIA7820API Arkusz danych(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KIA7820API Arkusz danych(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
5 / 20 page ![]() 2010. 5. 19 5/20 KIA7805AP~KIA7824AP Revision No : 1 KIA7807AP ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VIN=12V, IOUT=500mA, 0 Tj 125 ) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CIRCUIT TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VOUT Fig. 1 Tj=25 , IOUT=100mA 6.72 7.0 7.28 V Input Regulation Reg line Fig. 1 Tj=25 9V VIN 25V - 5 140 mV 10V VIN 14V - 2 70 Load Regulation Reg load Fig. 1 Tj=25 5mA IOUT 1.5A - 15 140 mV 250mA IOUT 750mA - 5 70 Output Voltage VOUT Fig. 1 9V VIN 22V 6.65 - 7.35 V Quiescent Current IB Fig. 1 Tj=25 , IOUT=5mA - 4.3 8.0 mA Quiescent Current Change IB Fig. 1 9V VIN 25V - - 1.3 mA Output Noise Voltage VNO Fig. 2 Ta=25 , 10Hz f 100kHz - 60 - Vrms Ripple Rejection Ratio RR Fig. 3 f=120Hz, 10V VIN 20V, 59 75 - dB Dropout Voltage VD Fig. 1 IOUT=1.0A, Tj=25 - 2.0 - V Short Circuit Current Limit ISC Fig. 1 Tj=25 - 1.3 - A Average Temperature Coefficient of Output Voltage TCVO Fig. 1 IOUT=5mA, 0 Tj 125 - -0.8 - mV/ |