Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UPD6345GS Arkusz danych(PDF) 15 Page - NEC

Numer części UPD6345GS
Szczegółowy opis  8 BIT SERIAL IN/PARALLEL OUT DRIVER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD6345GS Arkusz danych(HTML) 15 Page - NEC

Back Button UPD6345GS Datasheet HTML 8Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 9Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 10Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 11Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 12Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 13Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 14Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 15Page - NEC UPD6345GS Datasheet HTML 16Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
15
µPD6345
16 PIN PLASTIC SOP (300 mil)
ITEM
MILLIMETERS
INCHES
A
B
C
E
F
G
H
I
J
10.46 MAX.
1.27 (T.P.)
1.8 MAX.
1.55
7.7±0.3
0.78 MAX.
0.12
1.1
5.6
M
0.1±0.1
N
0.412 MAX.
0.031 MAX.
0.004±0.004
0.071 MAX.
0.061
0.303±0.012
0.220
0.043
0.005
0.050 (T.P.)
P16GM-50-300B-4
P3
°
3
°
+7
°
NOTE
Each lead centerline is located within 0.12 mm (0.005 inch) of
its true position (T.P.) at maximum material condition.
D
0.40
0.016
+0.10
–0.05
K
0.20
0.008
+0.10
–0.05
L
0.6±0.2
0.024
0.10
–3
°
+7
°
–3
°
0.004
+0.008
–0.009
+0.004
–0.002
+0.004
–0.003
A
C
D
detail of lead end
B
H
I
L
M
M
18
9
16
J
N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16