Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UPD6465 Arkusz danych(PDF) 48 Page - NEC

Numer części UPD6465
Szczegółowy opis  ON-SCREEN CHARACTER DISPLAY CMOS LSI FOR 12-LINE, 24-COLUMN DECK-TYPE VCR
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD6465 Arkusz danych(HTML) 48 Page - NEC

Back Button UPD6465 Datasheet HTML 44Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 45Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 46Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 47Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 48Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 49Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 50Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 51Page - NEC UPD6465 Datasheet HTML 52Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 52 page
background image
µPD6464A,6465
48
9.
PACKAGE
DRAWINGS
24 PIN PLASTIC SHRINK DIP (300 mil)
S24C-70-300B-2
ITEM
MILLIMETERS
INCHES
B
C
D
F
G
H
J
K
1.778 (T.P.)
3.2±0.3
0.51 MIN.
1.78 MAX.
L
M
0.17
0.25
7.62 (T.P.)
5.08 MAX.
6.4±0.2
N
0~15°
0.50±0.10
0.85 MIN.
R
0.070 MAX.
0.020
0.033 MIN.
0.126±0.012
0.020 MIN.
0.200 MAX.
0.300 (T.P.)
0.252±0.008
0.010
0.007
0~15°
+0.004
–0.003
0.070 (T.P.)
+0.10
–0.05
+0.004
–0.005
A
21.95±0.2
0.864+0.009
–0.008
I
3.45±0.2
0.136+0.008
–0.009
NOTES
1. Controlling dimension
millimeter.
2. Each lead centerline is located within 0.17 mm (0.007 inch) of
its true position (T.P.) at maximum material condition.
3. Item "K" to center of leads when formed parallel.
M
B
R
F
H
M
J
I
G
C
D
N
K
24
13
112
A
L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52