| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AN3133 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3133 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 43 page ![]() Contents AN3133 2/43 Doc ID 16956 Rev 5 Contents 1 Real-time clock overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1 RTC calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.1 Sub-seconds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.2 Fine RTC calendar adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 RTC alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 RTC periodic wakeup unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4 RTC smooth digital calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5 RTC tamper detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.6 RTC and low-power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.7 Signals generated by RTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.7.1 RTC_CALIB output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.7.2 RTC_ALARM output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.8 RTC security aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.8.1 RTC Register write protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.8.2 Enter/Exit initialization mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.8.3 Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Programming the RTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1 Initializing the calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Programming the alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3 Programming the Auto-wakeup unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 Useful RTC configuration examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1 Delivering a 1-Hz signal to the calendar using different clock sources . . 19 3.2 Configuring the alarm behavior using the MSKx bits . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.3 Maximum and minimum RTC_CALIB output frequency . . . . . . . . . . . . . . 21 3.4 Maximum and minimum RTC wakeup period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.4.1 Periodic timebase/wakeup clock configuration 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.4.2 Periodic timebase/wake up clock configuration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.4.3 Periodic timebase/wakeup clock configuration 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.4.4 Summary of timebase/wakeup period extrema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 RTC features summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 |