| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
81XXG-AE3-3-R Arkusz danych(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
81XXG-AE3-3-R Arkusz danych(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 7 page ![]() 81XX LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 7 www.unisonic.com.tw QW-R119-001.T ORDERING INFORMATION Ordering Number Package Pin Assignment Packing Lead Free Halogen Free 1 2 3 4 5 - 81XXG-AB3-D-R SOT-89 I G O - - Tape Reel - 81XXG-AB3-E-R SOT-89 O I G - - Tape Reel - 81XXG-AE3-2-R SOT-23 I O G - - Tape Reel - 81XXG-AE3-3-R SOT-23 O G I - - Tape Reel - 81XXG-AE3-5-R SOT-23 G O I - - Tape Reel - 81XXG-AE2-2-R SOT-23-3 I O G - - Tape Reel - 81XXG-AE2-3-R SOT-23-3 O G I Tape Reel - 81XXG-AE2-5-R SOT-23-3 G O I Tape Reel - 81XXG-AF5-A-R SOT-25 N N G O I Tape Reel - 81XXG-AF5-B-R SOT-25 O I G N N Tape Reel 81XXL-T92-D-B 81XXG-T92-D-B TO-92 I G O - - Tape Box 81XXL-T92-D-K 81XXG-T92-D-K TO-92 I G O - - Bulk 81XXL-T92-E-B 81XXG-T92-E-B TO-92 O I G - - Tape Box 81XXL-T92-E-K 81XXG-T92-E-K TO-92 O I G - - Bulk Note: Pin Assignment: I: VIN O: VOUT G: GND N: NC XX: Detected Voltage Value |