| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DM385 Arkusz danych(PDF) 51 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM385 Arkusz danych(HTML) 51 Page - Texas Instruments |
|
51 / 281 page ![]() DM385, DM388 www.ti.com SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013 Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) (continued) BALL PINCNTL PINCNTL BALL MODE RESET BUFFER BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] REGISTER NAME DEFAULT TYPE [7] DSIS [8] RESET POWER [11] HYS [12] [6] REL. TYPE [13] AND ADDRESS[4] VALUE[5] STATE [9] STATE [10] E29 UART0_DSR UART0_DSR PINCNTL75 / 0x000E 0000 0x01 I 1 H H DVDD 0x4814 0928 SPI[0]_SCS[2] 0x10 I/O 1 I2C[2]_SDA 0x20 I/O 1 SD1_SDWP 0x40 I 0 GP1[3] 0x80 I/O PIN E30 UART0_DTR UART0_DTR PINCNTL76 / 0x000E 0000 0x01 O PIN H H DVDD 0x4814 092C UART1_TXD 0x04 O PIN GP1[4] 0x80 I/O PIN N26 UART0_RIN UART0_RIN PINCNTL77 / 0x000E 0000 0x01 I 1 H H DVDD 0x4814 0930 UART1_RXD 0x04 I 1 GP1[5] 0x80 I/O PIN D31 UART0_RTS UART0_RTS PINCNTL73 / 0x000E 0000 0x01 O PIN H H DVDD 0x4814 0920 SPI[1]_SCS[2] 0x10 I/O 1 SD2_SDCD 0x40 I 1 J26 UART0_RXD UART0_RXD PINCNTL70 / 0x000E 0000 0x01 I PIN H H DVDD 0x4814 0914 E28 UART0_TXD UART0_TXD PINCNTL71 / 0x000E 0000 0x01 O PIN H H DVDD 0x4814 0918 L22 UART2_RXD UART2_RXD PINCNTL69 / 0x000E 0000 0x02 I 1 H H DVDD 0x4814 0910 I2C[3]_SCL 0x20 I/O 1 GP1[1] 0x80 I/O PIN M21 UART2_TXD UART2_TXD PINCNTL68 / 0x000E 0000 0x02 O PIN H H DVDD 0x4814 090C I2C[3]_SDA 0x20 I/O 1 GP1[0] 0x80 I/O PIN B20 USB0_CE USB0_CE NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA B21 USB0_DM USB0_DM NA / NA 0x01 I/O NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA A21 USB0_DP USB0_DP NA / NA 0x01 I/O NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA K23 USB0_DRVVBUS USB0_DRVVBUS PINCNTL270 / 0x000C 0000 0x01 O PIN L L DVDD 0x4814 0C34 GP0[7] 0x02 I/O PIN A20 USB0_ID USB0_ID NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA B22 USB0_VBUSIN USB0_VBUSIN NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA C21 USB1_CE USB1_CE NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA B23 USB1_DM USB1_DM NA / NA 0x01 I/O NA NA NA VDDA_USB_3P3 NA Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated Device Pins 51 Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DM385 DM388 |