| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SA7.0 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Micro Commercial Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SA7.0 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Micro Commercial Components |
|
4 / 6 page ![]() !"# " " " " " " " " ""$ ""$ $'' $'' &5.10 $6.00 %2.00 &2.1 % % % % %# %%' %'! %#% ! !! '" !% ' ' ' ' "$ "$ $ $ "$ "$ $ $ $ " $ " &!! &!! %6.00 &5.80 %%5.00 %4.00 % % % % %'& %# %% %'" ' ! '' ' ' ' ' ' & & % % & & % % % % %%% %%% %#2.00 %%1.00 %36.00 %#3 % % % % % %! %"& % # '% '! #$ '% ' ' ' ' %% %% %# %# %% %% %# %# %## %## %'' %'' %49.00 %35.0 % 3 %47 % % % % %& %"" #%! %&' # #$ #' # ' ' ' ' %' %' % % %' %' % % %!! %!! % " % " %76.0 %59.00 #04.00 %85.00 % % % % #'% #& # & #!' ## #! %& #% ' ' ' ' % % %" %" % % %" %" %"$ %"$ %$& %$& #18.00 197 #'1.0 #09.00 % % % % #$" #& '! #" %" %& % %$ ' ' ' ' www.mccsemi.com |