| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SA24 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Micro Commercial Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SA24 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Micro Commercial Components |
|
6 / 6 page ![]() !"# " " " " " " " " ""$ ""$ $'' $'' &5.1 $6.0 %2.0 &2.1 % % % % %# %%' %'! %#% ! !! '" !% ' ' ' ' "$ "$ $ $ "$ "$ $ $ $ " $ " &!! &!! %6.0 &5.8 %%5.0 %4.0 % % % % %'& %# %% %'" ' ! '' ' ' ' ' ' & & % % & & % % % % %%% %%% %#2.0 %%1.0 %36 %#3 % % % % % %! %"& % # '% '! #$ '% ' ' ' ' %% %% %# %# %% %% %# %# %## %## %'' %'' %49.0 %35.0 % 3 %47 % % % % %& %"" #%! %&' # #$ #' # ' ' ' ' %' %' % % %' %' % % %!! %!! % " % " %76.0 %59.0 #04.0 %85.0 % % % % #'% #& # & #!' ## #! %& #% ' ' ' ' % % %" %" % % %" %" %"$ %"$ %$& %$& #18 197 #'1.0 #09.0 % % % % #$" #& '! #" %" %& % %$ ' ' ' ' www.mccsemi.com |