Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LM2575BT Arkusz danych(PDF) 8 Page - Micrel Semiconductor

Numer części LM2575BT
Szczegółowy opis  52kHz Simple 1A Buck Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICREL [Micrel Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2575BT Arkusz danych(HTML) 8 Page - Micrel Semiconductor

  LM2575BT Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
M9999-042205
8
April 2005
LM2575
Micrel, Inc.
Package Information
0.020
(0.508)
0.018±0.003
(0.457±0.076)
PIN 1
0.780
(19.812)
.250±0.005
(6.350±0.127)
0.025±0.015
(0.635±0.381)
0.100±0.010
(2.540±0.254)
MAX
0.030-0.110
(0.762-2.794)
RAD
0.125
(3.175)
MIN
0.020
(0.508)
MIN
0.130±0.005
(3.302±0.127)
+0.025
–0.015
+0.635
–0.381
0.325
8.255
()
0.009-0.015
(0.229-0.381)
0°-10°
0.290-0.320
(7.336-8.128)
0.040
(1.016)
TYP
16-Pin DIP (N)
0.022 (0.559)
0.018 (0.457)
5°
TYP
0.408 (10.363)
0.404 (10.262)
0.609 (15.469)
0.605 (15.367)
0.103 (2.616)
0.099 (2.515)
SEATING
PLANE
0.027 (0.686)
0.031 (0.787)
0.016 (0.046)
TYP
0.301 (7.645)
0.297 (7.544)
0.094 (2.388)
0.090 (2.286)
0.297 (7.544)
0.293 (7.442)
10° TYP
0.032 (0.813) TYP
0.330 (8.382)
0.326 (8.280)
7°
TYP
0.015
(0.381)
MIN
0.015
(0.381)
0.050 (1.270)
TYP
R
PIN 1
DIMENSIONS:
INCHES (MM)
24-Pin Wide SOP (WM)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com