Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MPSA44HL-T92-R Arkusz danych(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

Numer części MPSA44HL-T92-R
Szczegółowy opis  HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MPSA44HL-T92-R Arkusz danych(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  MPSA44HL-T92-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MPSA44HL-T92-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MPSA44HL-T92-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MPSA44HL-T92-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MPSA44H
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R201-083.C
TYPICAL CHARACTERISTICS
ON Voltage
Collector Current, IC (mA)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Collector SaturationRegion
Base Current, IB (µA)
0
0.2
0.4
0.3
0.1
0.5
IC=1mA
IC=10mA
IC=50mA
10
-1
10
3
10
0
10
1
10
2
TA=25℃
VBE(SAT),IC/IB=10
VBE(ON),VCE=10V
VCE(SAT),IC/IB=10
TA=25℃
10
1
10
5
10
2
10
3
10
4



Html Pages

1 2 3 4