| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC32MCZB Arkusz danych(PDF) 8 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC32MCZB Arkusz danych(HTML) 8 Page - Microchip Technology |
|
8 / 12 page ![]() TC32M DS21402B-page 8 © 2002 Microchip Technology Inc. 4.3 Package Dimensions .264 (6.70) .248 (6.30) .122 (3.10) .114 (2.90) .287 (7.30) .264 (6.70) .146 (3.70) .130 (3.30) .091 (2.30) TYP. .071 (1.80) MAX. .181 (4.60) TYP. .036 (0.91) MIN. .041 (1.04) .033 (0.84) PIN 1 .013 (0.33) .009 (0.24) .031 (0.80) .024 (0.60) .004 (0.10) .001 (0.02) 10 ° MAX. 3-Pin SOT-223 Dimensions: inches (mm) .105 (2.67) .095 (2.41) .018 (0.46) .015 (0.38) .135 (3.43) MIN. .500 (12.70) MIN. .210 (5.33) .170 (4.32) .205 (5.21) .175 (4.45) .165 (4.19) .125 (3.18) .105 (2.67) .080 (2.03) .055 (1.40) .045 (1.14) .018 (0.46) .015 (0.38) TO-92-3 Dimensions: inches (mm) |