| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC4626 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC4626 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21426B-page 9 TC4626/TC4627 5.0 PACKAGING INFORMATION Package marking data not available at this time. 5.1 Package Dimensions 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. 8-Pin CDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) Dimensions: inches (mm) |