| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC520 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC520 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 16 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21431B-page 11 TC520A 5.3 Package Dimensions .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ˚MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .299 (7.59) .291 (7.40) .413 (10.49) .398 (10.10) .019 (0.48) .014 (0.36) .012 (0.30) .004 (0.10) .104 (2.64) .097 (2.46) .013 (0.33) .009 (0.23) .050 (1.27) .016 (0.40) .419 (10.65) .398 (10.10) .050 (1.27) TYP. 16-Pin SOIC (Wide) Dimensions: inches (mm) |