| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC510CPF Arkusz danych(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC510CPF Arkusz danych(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 28 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21428B-page 21 TC500/A/510/514 10.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) .018 (0.46) .014 (0.36) .050 (1.27) .016 (0.40) .050 (1.27) TYP .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) 8 ° MAX. PIN 1 .010 (0.25) .007 (0.18) .394 (10.00) .385 (9.78) 16-Pin SOIC (Narrow) Dimensions: inches (mm) |