| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC7116 Arkusz danych(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7116 Arkusz danych(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 22 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21457B-page 19 TC7116/A/TC7117/A 7.3 Package Dimensions (Continued) Dimenisons: inches (mm) .695 (17.65) .685 (17.40) .656 (16.66) .650 (16.51) .656 (16.66) .650 (16.51) .021 (0.53) .013 (0.33) .032 (0.81) .026 (0.66) .630 (16.00) .591 (15.00) .120 (3.05) .090 (2.29) .180 (4.57) .165 (4.19) .695 (17.65) .685 (17.40) .050 (1.27) TYP. .020 (0.51) MIN. PIN 1 44-Pin PLCC Dimenisons: inches (mm) .557 (14.15) .537 (13.65) .398 (10.10) .390 (9.90) .031 (0.80) TYP. .018 (0.45) .012 (0.30) .398 (10.10) .390 (9.90) .010 (0.25) TYP. .096 (2.45) MAX. .557 (14.15) .537 (13.65) .083 (2.10) .075 (1.90) .041 (1.03) .026 (0.65) 7 ° MAX. .009 (0.23) .005 (0.13) 44-Pin PQFP PIN 1 |