| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC9401CPD Arkusz danych(PDF) 17 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC9401CPD Arkusz danych(HTML) 17 Page - Microchip Technology |
|
17 / 20 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21483B-page 17 TC9400/9401/9402 9.3 Package Dimensions (Continued) Dimensions: inches (mm) .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ° MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) .344 (8.74) .337 (8.56) .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .004 (0.10) .050 (1.27) TYP. .018 (0.46) .014 (0.36) 8 ° MAX. .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) PIN 1 14-Pin SOIC (Narrow) |