| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC9401EJD Arkusz danych(PDF) 17 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC9401EJD Arkusz danych(HTML) 17 Page - Microchip Technology |
|
17 / 20 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21483B-page 17 TC9400/9401/9402 9.3 Package Dimensions (Continued) Dimensions: inches (mm) .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ° MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) .344 (8.74) .337 (8.56) .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .004 (0.10) .050 (1.27) TYP. .018 (0.46) .014 (0.36) 8 ° MAX. .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) PIN 1 14-Pin SOIC (Narrow) |