| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MSASC150W45L Arkusz danych(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSASC150W45L Arkusz danych(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
2 / 2 page ![]() DESCRIPTION SYMBOL CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT Reverse (Leakage) IR25 VR= 45 Vdc, Tc= 25 °C .01 1 mA Current IR100 VR= 45 Vdc, Tc= 100 °C 2 - mA IR125 VR= 45 Vdc, Tc= 125 °C 10 100 mA Forward Voltage VF1 IF= 10A, Tc= 25 °C 475 - mV pulse test, VF2 IF= 50A, Tc= 25 °C 550 600 mV pw= 300 µs VF3 IF= 100A, Tc= 25 °C 630 700 mV d/c ≤2% VF4 IF= 150A, Tc= 25 °C 700 760 mV VF5 IF= 200A, Tc= 25 °C 750 - mV VF6 IF= 50A, Tc= -55 °C 650 720 mV VF7 IF= 50A, Tc= 125 °C 440 500 mV VF8 IF= 100A, Tc= -55 °C 700 800 mV VF9 IF= 100A, Tc= 125 °C 560 650 mV VF10 IF= 150A, Tc= -55 °C - 860 mV VF11 IF= 150A, Tc= 125 °C - 740 mV VF12 IF= 10 mA, Tc= 25 °C 265 - mV VF13 IF= 50 mA, Tc= 25 °C 310 - mV VF14 IF= 100 mA, Tc= 25 °C 330 - mV Junction Capacitance Cj1 VR= 10 Vdc 3800 4400 pF Cj2 VR= 5 Vdc TBD pF Breakdown Voltage BVR IR= 1 mA, Tc= 25 °C 60 V IR= 1 mA, Tc= -55 °C 45 50 V Electrical Parameters 1N6822 (MSASC150W45L) 1N6822R (MSASC150W45LR) |