| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BAS28W Arkusz danych(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAS28W Arkusz danych(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
3 / 4 page ![]() Feb-21-2003 3 BAS28... Reverse current IR = (TA) VR = Parameter 0 25 50 75 100 °C 150 TA 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 nA 70 V 25 V Forward Voltage VF = (TA) IF = Parameter 0 0.5 1.0 0 50 100 150 BAS 28 EHB00037 V T A V F C Ι F = 100 mA 10 mA 1 mA 0.1 mA Forward current IF = (VF) TA = 25 °C 0 0 EHB00035 BAS 28 Ι 0.5 1.0 V 1.5 50 100 mA 150 F F V max typ Peak forward current IFM = (tp) TA = 25 °C BAS28 EHB00036 -6 10 BAS 28 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 s -2 10 -1 10 Ι FM 10 0 10 1 10 A 2 t T t p D p = T t D = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 |