| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STCF07 Arkusz danych(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCF07 Arkusz danych(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 26 page ![]() STCF07 Package mechanical data Doc ID 16757 Rev 3 23/26 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A0.800.90 1.00 31.5 35.4 39.4 A1 0.02 0.05 0.8 2.0 A2 0.65 1.00 25.6 39.4 A3 0.20 7.9 b 0.18 0.25 0.307.1 9.8 11.8 D 3.85 4.00 4.15 151.6 157.5 163.4 D2 2.10 2.60 82.7 102.4 E 3.85 4.00 4.15 151.6 157.5 163.4 E2 2.10 2.60 82.7 102.4 e 0.50 19.7 L0.30 0.40 0.50 11.8 15.7 19.7 ddd 0.083.1 QFN16 (4 x 4) mechanical data 7653321A |