| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KTS6027-2 Arkusz danych(PDF) 22 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KTS6027-2 Arkusz danych(HTML) 22 Page - Infineon Technologies AG |
|
22 / 41 page ![]() 5 Reference 5.1 Electrical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-23 5.1.1 Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-23 5.1.2 Operating Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25 5.1.3 AC/DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-26 5.2 Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31 Table 5-4 Bit Allocation Read / Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31 Table 5-5 Description of symbols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31 Table 5-6 Address selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-32 Table 5-7 Test modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-32 Table 5-8 Reference divider ratio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-32 Table 5-9 Charge pump current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-33 Table 5-10 Bandswitching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-33 Table 5-11 A/D converter levels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-34 5.3 I2C Bus Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-35 5.4 Test Circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-36 5.4.1 Gain (GV) test Set-up in LOW/MID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-36 5.4.2 Gain (GV) test Set-up in HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-36 5.4.3 Matching circuit for optimum noise figure in LOW/MID. . . . . . . . . . . 5-37 5.4.4 Noise Figure Test Set-up in LOW/MID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-37 5.4.5 Noise Figure Test Set-up in HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-38 5.4.6 Cross modulation Test Set-up in LOW/MID band. . . . . . . . . . . . . . . 5-38 5.4.7 Cross modulation Test Set-up in HIGH band . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-39 5.4.8 Measurement of fref and fdiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-39 5.5 Electrical Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-40 5.5.1 Input admittance (S11) of the LOW/MID band mixer input . . . . . . . . 5-40 5.5.2 Input impedance (S11) of the HIGH band mixer input . . . . . . . . . . . 5-40 5.5.3 Output admittance (S22) of the Mixer output . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-41 5.5.4 Output impedance (S22) of the IF output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-41 Contents of this Chapter |