| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
100N8F6 Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
100N8F6 Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() STP100N8F6 Package information DocID026838 Rev 3 13/15 Table 9: TO-220 type H package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.45 4.50 A1 1.22 1.32 A2 2.49 2.59 2.69 A3 1.17 1.27 1.37 b 0.78 0.87 b2 1.25 1.34 b4 1.20 1.29 b6 1.50 b7 1.45 c 0.49 0.56 D 15.40 15.50 15.60 D1 9.05 9.15 9.25 E 10.08 10.18 10.28 e 2.44 2.54 2.64 e1 4.98 5.08 5.18 H1 6.25 6.35 6.45 L 13.20 13.40 13.60 L1 3.50 3.70 3.90 L2 16.30 16.40 16.50 L3 28.70 28.90 29.10 ∅ P 3.75 3.80 3.85 Q 2.70 2.80 2.90 |