Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TSX562AIYST Arkusz danych(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

Numer części TSX562AIYST
Szczegółowy opis  Micropower, wide bandwidth (900 kHz), 16 V CMOS operational amplifiers
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TSX562AIYST Arkusz danych(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button TSX562AIYST Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics TSX562AIYST Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 28 page
background image
Package information
TSX56x, TSX56xA
24/28
DocID023274 Rev 4
Table 11. QFN16 3x3 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.50
0.65
0.020
0.026
A1
0
0.05
0
0.002
b
0.18
0.25
0.30
0.007
0.010
0.012
D3.00
0.118
E3.00
0.118
e
0.50
0.020
L
0.30
0.50
0.012
0.020
aaa
0.15
0.006
bbb
0.10
0.004
ccc
0.10
0.004
ddd
0.05
0.002
eee
0.08
0.003



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28