| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74F398SC Arkusz danych(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74F398SC Arkusz danych(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI) |
|
5 / 10 page ![]() AC Electrical Characteristics 74F 54F 74F TA ea25 C TA VCC e Mil TA VCC e Com Symbol Parameter VCC ea50V CL e 50 pF CL e 50 pF Units CL e 50 pF Min Typ Max Min Max Min Max fmax Input Clock Frequency 100 140 80 100 MHz tPLH Propagation Delay 30 57 75 30 95 30 85 ns tPHL CP toQorQ 30 68 90 30 115 30 100 ’F398 33 ns AC Operating Requirements 74F 54F 74F Symbol Parameter TA ea25 C TA VCC e Mil TA VCC e Com Units VCC ea50V Min Max Min Max Min Max ts(H) Setup Time HIGH or LOW 30 45 30 ts(L) In to CP 30 45 30 ns th(H) Hold Time HIGH or LOW 10 15 10 th(L) In to CP 10 15 10 ts(H) Setup Time HIGH or LOW 75 105 85 ts(L) S to CP (’F398) 75 105 85 ts(H) Setup Time HIGH or LOW 75 95 85 ns ts(L) S to CP (’F399) 75 95 85 th(H) Hold Time HIGH or LOW 0 0 0 th(L) StoCP 0 0 0 tw(H) CP Pulse Width 40 40 40 ns tw(L) HIGH or LOW 50 70 50 5 |