Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UPC258 Arkusz danych(PDF) 11 Page - NEC

Numer części UPC258
Szczegółowy opis  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC258 Arkusz danych(HTML) 11 Page - NEC

Back Button UPC258 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 9Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 10Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 11Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 12Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 13Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 14Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 15Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
µPC258,4558
データ・シート G10518JJ9V0DS00
11
85
1
4
0.42
+0.08
−0.07
0.12 M
1.27
0.78 MAX.
1.49
1.59
±0.21
0.1
±0.1
0.17
+0.08
−0.07
5.2
+0.17
−0.20
0.6
±0.2
1.1
±0.2
4.4
±0.15
6.5 0.3
±
8ピン・プラスチック SOP(225 mil)外形図(単位 : mm)
S8GM-50-225B-5
端子先端形状詳細図
3
°+7°
−3
°
0.10 S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16