| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MB91F528 Arkusz danych(PDF) 45 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB91F528 Arkusz danych(HTML) 45 Page - SPANSION |
|
45 / 241 page ![]() D a t a S h e e t 42 MB91F528_DS705-00016-1v0-E, March 28, 2014 CONFIDENTIAL Pin Number Pin Name I/O circuit type * 1 Function * 2 144 176 208 BGA 416 - - - K24 VSS - - GND - - - L10-L17 - - - M10-M17 - - - M23,M24 - - - N1-N4 - - - N10-N17 - - - N24 - - - P3,P4 - - - P10-P17 - - - R10-R17 - - - R24 - - - T3 - - - T10-T17 - - - T24 - - - U3 - - - U10-U17 - - - V24 - - - W3,W24 - - - Y3 - - - AA24 - - - AC3,AC4 - - - AC9,AC23 - - - - - - AD3,AD4 AD7,AD9 - - - AD12,AD13 - - - AD15,AD16 - - - AD18,AD19 - - - AD21,AD22 - - - AD24 - - - AE1,AE26 - - - AF2,AF25 *1: For the I/O circuit types, see "I/O CIRCUIT TYPE". *2: For switching, see "I/O Port" in HARDWARE MANUAL. |