| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD977ARS Arkusz danych(PDF) 24 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD977ARS Arkusz danych(HTML) 24 Page - Analog Devices |
|
24 / 24 page ![]() AD977/AD977A –24– REV. D OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Lead Plastic DIP (N-20) 20 110 11 1.060 (26.90) 0.925 (23.50) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 20-Lead Wide Body (SOIC) (R-20) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 28-Lead Shrink Small Outline Package (SSOP) (RS-28) 28 15 14 1 0.407 (10.34) 0.397 (10.08) PIN 1 SEATING PLANE 0.008 (0.203) 0.002 (0.050) 0.07 (1.79) 0.066 (1.67) 0.0256 (0.65) BSC 0.078 (1.98) 0.068 (1.73) 0.015 (0.38) 0.010 (0.25) 0.009 (0.229) 0.005 (0.127) 0.03 (0.762) 0.022 (0.558) 8 ° 0 ° |