| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FSLM2520-R39-J Arkusz danych(PDF) 2 Page - TOKO, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FSLM2520-R39-J Arkusz danych(HTML) 2 Page - TOKO, Inc |
|
2 / 2 page ![]() 18 Meeting Your Needs 1.800.PIK.TOKO 1.847.297.0070 www.tokoam.com Wirewound Chip Inductors TYPE FSLM2520 STANDARD PARTS SELECTION GUIDE TYPE FSLM2520 * Add tolerance to part number: J = ±5% or K = ±10% Note: Add P2 to part number for tape and reel. O K O T r e b m u N t r a P e c n a t c u d n I Q ) . n i m ( y c n e u q e r F t s e T z H M e c n a t s i s e R C D ( Ω . x a m ) C D d e t a R t n e r r u C . x a m ) A m ( t n a n o s e R f l e S y c n e u q e r F . n i m ) z H M ( ) H µ ( o L* e c n a r e l o T * _ 0 1 R - 0 2 5 2 M L S F0 1 . 0K , J0 32 . 5 21 2 . 00 7 50 8 6 * _ 2 1 R - 0 2 5 2 M L S F2 1 . 0K , J0 32 . 5 22 2 . 00 5 50 5 6 * _ 5 1 R - 0 2 5 2 M L S F5 1 . 0K , J0 32 . 5 25 2 . 00 0 50 3 5 * _ 8 1 R - 0 2 5 2 M L S F8 1 . 0K , J0 32 . 5 29 2 . 00 6 40 2 5 * _ 2 2 R - 0 2 5 2 M L S F2 2 . 0K , J0 32 . 5 20 3 . 00 3 40 9 3 * _ 7 2 R - 0 2 5 2 M L S F7 2 . 0K , J0 32 . 5 23 3 . 00 2 40 3 3 * _ 3 3 R - 0 2 5 2 M L S F3 3 . 0K , J0 32 . 5 29 3 . 00 0 40 1 3 * _ 9 3 R - 0 2 5 2 M L S F9 3 . 0K , J0 32 . 5 20 4 . 05 7 30 9 2 * _ 7 4 R - 0 2 5 2 M L S F7 4 . 0K , J0 32 . 5 24 4 . 00 5 30 6 2 * _ 6 5 R - 0 2 5 2 M L S F6 5 . 0K , J0 32 . 5 29 4 . 00 3 30 3 2 * _ 8 6 R - 0 2 5 2 M L S F8 6 . 0K , J0 32 . 5 22 5 . 00 2 30 0 2 * _ 2 8 R - 0 2 5 2 M L S F2 8 . 0K , J0 32 . 5 21 6 . 00 9 20 8 1 * _ 0 R 1 - 0 2 5 2 M L S F0 . 1K , J0 36 9 . 75 7 . 00 5 20 5 1 * _ 2 R 1 - 0 2 5 2 M L S F2 . 1K , J0 36 9 . 77 8 . 00 4 20 4 1 * _ 5 R 1 - 0 2 5 2 M L S F5 . 1K , J0 36 9 . 70 . 10 3 20 3 1 * _ 8 R 1 - 0 2 5 2 M L S F8 . 1K , J0 36 9 . 71 . 10 2 20 2 1 * _ 2 R 2 - 0 2 5 2 M L S F2 . 2K , J0 36 9 . 73 . 10 1 25 0 1 * _ 7 R 2 - 0 2 5 2 M L S F7 . 2K , J0 36 9 . 74 . 10 0 20 9 * _ 3 R 3 - 0 2 5 2 M L S F3 . 3K , J0 36 9 . 76 . 10 9 10 8 * _ 9 R 3 - 0 2 5 2 M L S F9 . 3K , J0 36 9 . 77 . 15 8 15 7 * _ 7 R 4 - 0 2 5 2 M L S F7 . 4K , J0 36 9 . 79 . 10 8 10 7 * _ 6 R 5 - 0 2 5 2 M L S F6 . 5K , J0 36 9 . 72 . 20 7 10 6 * _ 8 R 6 - 0 2 5 2 M L S F8 . 6K , J0 36 9 . 74 . 25 6 15 5 * _ 2 R 8 - 0 2 5 2 M L S F2 . 8K , J0 36 9 . 76 . 20 6 10 5 * _ 0 0 1 - 0 2 5 2 M L S F0 1K , J5 26 9 . 72 . 25 5 10 3 * _ 0 2 1 - 0 2 5 2 M L S F2 1K , J5 22 5 . 25 . 20 5 17 2 * _ 0 5 1 - 0 2 5 2 M L S F5 1K , J5 22 5 . 28 . 20 4 13 2 * _ 0 8 1 - 0 2 5 2 M L S F8 1K , J5 22 5 . 22 . 30 3 12 2 * _ 0 2 2 - 0 2 5 2 M L S F2 2K , J5 22 5 . 26 . 35 2 11 2 * _ 0 7 2 - 0 2 5 2 M L S F7 2K , J5 22 5 . 23 . 45 1 19 1 * _ 0 3 3 - 0 2 5 2 M L S F3 3K , J5 22 5 . 27 . 40 1 17 1 * _ 0 9 3 - 0 2 5 2 M L S F9 3K , J5 22 5 . 21 . 85 85 1 * _ 0 7 4 - 0 2 5 2 M L S F7 4K , J5 22 5 . 28 . 80 84 1 * _ 0 6 5 - 0 2 5 2 M L S F6 5K , J5 22 5 . 20 . 0 15 75 . 2 1 * _ 0 8 6 - 0 2 5 2 M L S F8 6K , J5 22 5 . 25 . 1 10 72 1 * _ 0 2 8 - 0 2 5 2 M L S F2 8K , J5 22 5 . 25 . 2 15 61 1 * _ 1 0 1 - 0 2 5 2 M L S F0 0 1K , J5 16 9 7 . 00 . 3 10 60 1 * _ 1 2 1 - 0 2 5 2 M L S F0 2 1K , J5 16 9 7 . 00 . 9 15 58 * _ 1 5 1 - 0 2 5 2 M L S F0 5 1K , J5 16 9 7 . 00 . 2 20 55 . 7 * _ 1 8 1 - 0 2 5 2 M L S F0 8 1K , J5 16 9 7 . 00 . 5 27 47 * _ 1 2 2 - 0 2 5 2 M L S F0 2 2K , J5 16 9 7 . 00 . 8 24 45 . 6 |