| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DP83847 Arkusz danych(PDF) 48 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83847 Arkusz danych(HTML) 48 Page - National Semiconductor (TI) |
|
48 / 60 page ![]() 48 www.national.com 6.4 100 Mb/s Timing 6.4.1 100 Mb/s MII Transmit Timing 6.4.2 100 Mb/s MII Receive Timing Parameter Description Notes Min Typ Max Units T4.1.1 TXD[3:0], TX_EN, TX_ER Data Setup to TX_CLK 10 ns T4.1.2 TXD[3:0], TX_EN, TX_ER Data Hold from TX_CLK 5ns TX_CLK TXD[3:0] TX_EN TX_ER Valid Data T4.1.1 T4.1.2 Parameter Description Notes Min Typ Max Units T4.2.1 RX_CLK Duty Cycle 35 65 % T4.2.2 RX_CLK to RXD[3:0], RX_DV, RX_ER Delay 10 30 ns RX_CLK RXD[3:0] RX_DV RX_ER Valid Data T4.2.2 T4.2.1 |