| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SMRT283R3S/KR Arkusz danych(PDF) 14 Page - Interpoint Corporation Company |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMRT283R3S/KR Arkusz danych(HTML) 14 Page - Interpoint Corporation Company |
|
14 / 44 page ![]() TRIPLEOUTPUTMODEL–SMRT283R312T 3.3(MAIN) ±12(AUxILIARIES) UNITS PARAMETER CONDITIONS MIN TyP MAx MIN TyP MAx OUTPUTVOLTAGE MAINANDPOS.AUx 3.23 3.30 3.37 11.76 12.00 12.24 V NEG.AUx. — — — -11.58 -12.00 -12.42 OUTPUTCURRENT2 EITHEROUTPUT — — 4.5 — ±0.625 11 A MAxTOTALAUx — — — — — 1.25 OUTPUTPOWER2 EITHEROUTPUT — — 15 — ±7.5 121 W MAxTOTALAUx — — — — — 15 OUTPUTRIPPLE TC=25°C — — 180 — — 140 mVp-p 10kHz-20MHz TC=-55°CTO+125°C — — 200 — — 150 LINEREGULATION3 MAINANDPOS.AUx — — 30 — 5 30 mV VIN=19TO50V NEG.AUx. — — — — 10 70 LOADREGULATION MAIN&+AUx.,NL-FL — 5 40 — 5 40 BALANCEDAUx. -AUx.,NL-FL — — — — 10 300 mV TOTALREGULATION1 VOUT ALLCONDITIONSOFLINE, LOAD,AGING,TEMPAND RADIATION 3.0 — 3.6 ±10.9 — ±13.1 V CROSSREGULATION1,4,5 TC=25°C EFFECTON NEGATIVEAUxILIARy — — — — — 2.5 % INPUTVOLTAGE CONTINUOUS 19 28 56 — — — V TRANSIENT120ms1 — — 80 — — — V INPUTCURRENT NOLOAD — — 110 — — — mA INHIBITED — — 50 — — — INPUTRIPPLECURRENT6 10kHz-20MHz — 10 50 — — — mAp-p EFFICIENCy7 TC=25°C 69 70.5 — — — — % TC=-55°CTO+125°C 68 — — — — — LOADFAULT8 POWERDISSIPATION — — 28 — — — W RECOVERy1 — — 25 — — 25 ms STEPLOADRESPONSE9,10,11,12 TRANSIENT — — ±450 — — ±450 mVpk 50%-100%-50% RECOVERy — — 3 — — 3 ms STEPLINERESPONSE1,9,10 19-50-19VINTRANSIENT — — ±500 — — ±750 mVpk RECOVERy — — 4 — — 4 ms START-UP13 DELAy — — 35 — — 25 ms OVERSHOOT — 0 50 — 0 120 mVpk CAPACITIVELOAD1,14 TC=25°C UNCONDITIONALLySTABLE, START-UPDELAyINCREASED — — 5000 — — 1000 µF NotesSeepage19 table 14: electrIcal characterIStIcS: -55°c tO +125°c caSe, 28 VIn, 100% lOad, Free run, unleSS OtherwISe SpecIFIed. Crane Aerospace & Electronics Power Solutions www.craneae.com/interpoint Page14of44 sMrt single, dual and triple space dc-dc converters 19-56 Volt input – 35 Watt – space qualiFied SMRT28RevAJ-2016.05.03 |