| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IXFP20N85X Arkusz danych(PDF) 6 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IXFP20N85X Arkusz danych(HTML) 6 Page - IXYS Corporation |
|
6 / 6 page ![]() IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions. IXFA20N85XHV IXFP20N85X IXFH20N85X IXYS REF: F_20N85X(S5-D901) 2-09-16 TO-220 Outline 1 = Gate 2,4 = Drain 3 = Source E e Q L H1 L1 D1 e1 A2 A1 (D2) (E1) c 4 EJECTOR PIN 1 2 3 3X b2 3X b A D 0P TO-247 Outline S T U R E 0P E2 b2 b4 L1 A2 E2/2 Q D BOTTOM FLATNESS b c e L A1 1 2 3 A 4 W 1 = Gate 2,4 = Drain 3 = Source 1 = Gate 2 = Source 3 = Drain TO-263HV Outline |