| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
UPD720122 Arkusz danych(PDF) 64 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD720122 Arkusz danych(HTML) 64 Page - NEC |
|
64 / 82 page ![]() Data Sheet S16685EJ2V0DS 64 µPD720122 (e) External local bus 8-bit mode DMA EP1_Read transfer vs. EP2_Write transfer timing Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit L8T68 EP1_RDB vs. EP2_WRB command inactive time 34 ∞ ns Remark It is assumed that the external pin capacitance is 15 pF (data bus = 50 pF). EP1_DACKB EP1_RDB EP1_DRQB L8t45 L8t57 EP2_DACKB EP2_WRB EP2_DRQB L8t58 L8t68 Low level Low level |