| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT6P20X Arkusz danych(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6P20X Arkusz danych(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
9 / 13 page ![]() 8-pin SOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 149 ¾ 157 C14 ¾ 20 C ¢ 189 ¾ 197 D53 ¾ 69 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT6P20X Series Rev. 1.40 9 June 20, 2003 D . C ' G H a E 8 1 A B C 4 5 |