| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LD3985G20R Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD3985G20R Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 14 page ![]() LD3985 SERIES 8/14 Figure 20: Line Transient Response Figure 21: START-UP Figure 22: TURN-OFF VI = 3.8V to 4.4V, TJ = 25°C, IO = 150mA, CI = CO = 1µF (X7R), CBYP = 10nF, Rise-Fall time = 1µsec, VO = 2.7V VI = 3.3V, IO = 1mA, CI = CO = 1µF (cer), CBYP = 10nF, Tr = 20ns, VO = 2.8V VI = 3.3V, IO = 1mA, CI = CO = 1µF (cer), CBYP = 10nF, Tf = 20ns, VO = 2.8V |