| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
T1122 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Pulse A Technitrol Company |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
T1122 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Pulse A Technitrol Company |
|
8 / 8 page ![]() G003.U (2/07) www.pulseeng.com 21 IC CROSS REFERENCE: T1/E1/CEPT/ISDN-Pri FOR SINGLE & MULTIPORT PORT ICs SINGLE THT DUAL THT REINFORCED 3 kVRMS QUAD SMT OCTAL SMT PROTECTION MODULES EXTENDED TEMP STD TEMP EXT TEMP STANDARD TEMP DUAL SMT STANDARD TEMP STD TEMP EXT TEMP STD TEMP EXT TEMP TX RX TX RX TX RX TX & RX TX RX TX & RX TX &RX TX & RX TX & RX PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1007 T1006 T1070 T1110 — — PE-68664 PE-65771 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65835 T1049 T1009 T1006 T1068 T1108 — — PE-68664 PE-65771 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65835 T1049 T1009 T1006 T1071 T1111 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65838 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1073 T1113 — — PE-65770 PE-65770 — — PE-65838 PE-65838 T1033 T1007 T1007 T1064 T1104 — — PE-65771 — PE-64951 PE-65568 PE-65835 PE-65835 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1081 — — — — — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1007 T1006 T1070 T1110 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65770 PE-65770 — — PE-65838 PE-65838 T1033 T1007 T1007 T1064 T1104 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-68664 PE-65778 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65834 T1049 T1009 T1009 T1071 T1111 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65340 PE-65771 PE-64952 PE-65774 PE-65837 PE-65835 T1044 T1008 T1008 T1067 T1107 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1124 T1114 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1124 T1114 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — — — — — — PE-68788 PE-68788 T1037 — T1069 T1109 — — — — — — — PE-68788 PE-68788 T1080 — T1069 T1109 — — — — — — — — — — — T1142 T1231 — TX9031 —— — — — — — — — — — — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1016 T1016 T1070 T1110 — — PE-68664 PE-65771 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65835 T1049 T1009 T1009 T1071 T1111 — — — — — — — — T1047 T1017 T1017 — — — — PE-65771 PE-65778 PE-64954 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-68600 PE-65778 — PE-64950 PE-65836 PE-65834 — — — — — — — PE-65771 PE-65778 PE-64954 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — — — — — — — T1047 T1017 T1017 — — — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1016 T1016 T1070 T1110 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1065 T1105 — — PE-65340 PE-65771 PE-64952 PE-65771 PE-65832 PE-65835 T1035 T1001 T1001 T1067 T1107 — — PE-68664 PE-65771 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65835 T1049 T1009 T1009 T1071 T1111 — — —— — — — — — — — — — — — — PE-65778 PE-64951 — — PE-65835 T1030 — T1006 T1065 T1105 — — PE-65771 PE-65778 PE-64954 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1016 T1016 T1070 T1110 — — — — — — — — T1047 T1017 T1017 — — — — PE-65771 PE-65778 PE-64954 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1016 T1016 T1070 T1110 — — — — PE-65565 — — — T1047 T1017 T1017 — — — — PE-65771 PE-65778 PE-64954 — PE-65835 PE-65834 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 T9030 T9030 PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1124 T1114 T9030 T9030 PE-65778 PE-65778 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1030 T1006 T1006 T1068 T1108 — — —— — — — — — — — — — — — PE-65340 PE-65771 PE-64952 PE-65774 PE-65832 PE-65835 T1044 T1008 T1008 T1067 T1107 — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65835 T1034 T1007 T1006 T1070 T1110 — — PE-65340 PE-65340 — — PE-65832 PE-65832 T1036 T1010 T1010 T1063 T1103 — — PE-65770 PE-65770 — — PE-65838 PE-65838 T1033 T1007 T1007 T1064 T1104 — — —— — — — — — — — — T1180 — — PE-65770 PE-65770 — — PE-65838 PE-65838 T1033 T1007 T1007 T1064 T1104 — — PE-65340 PE-65340 — — PE-65832 PE-65832 T1036 T1010 T1010 T1063 T1103 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 PE-65568 PE-65838 PE-65838 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65770 PE-65778 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65834 T1032 T1007 T1006 T1070 T1110 — — PE-65340 PE-65778 PE-64952 PE-65774 PE-65832 PE-65834 T1038 T1001 T1001 TX1292 TX1292 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 PE-65568 PE-65838 PE-65838 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65340 PE-65778 PE-64952 PE-65774 PE-65832 PE-65834 T1038 T1001 T1001 TX1292 TX1292 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 PE-65568 PE-65838 PE-65838 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65770 PE-65778 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65834 T1032 T1007 T1006 T1070 T1110 — — PE-65340 PE-65778 PE-64952 PE-65774 PE-65832 PE-65834 T1038 T1001 T1001 TX1292 TX1292 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 PE-65568 PE-65838 PE-65838 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 PE-65568 PE-65838 PE-65838 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-65771 PE-65778 PE-64951 PE-65568 PE-65838 PE-65838 T1031 T1006 T1006 T1068 T1108 — — PE-68664 PE-65771 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65835 T1049 T1009 T1006 T1071 T1111 — — PE-68664 PE-65771 PE-65566 PE-65568 PE-65839 PE-65835 T1049 T1009 T1006 T1071 T1111 — — — — — — — — — T1006 T1006 T1124 T1114 — — PE-65340 PE-65771 PE-64952 PE-65774 PE-65832 PE-65834 T1038 T1006 T1001 T1067 T1107 — — PE-65770 PE-65771 PE-65565 PE-65567 PE-65838 PE-65834 T1032 T1006 T1007 T1070 T1110 — — PE-65340 PE-65771 PE-64952 PE-65774 PE-65832 PE-65835 T1044 T1008 T1008 T1067 T1107 — — PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1073 T1113 — TX9023 PE-65771 PE-65771 PE-64951 — PE-65835 PE-65835 T1045 T1006 T1006 T1073 T1113 — TX9023 — — — — — — — — — — — — TX9027 — — — — — — T1082 — — T1180 TX1299 T9021 TX9020 —— — — — — — — — T1180 — — — — — — — — — — — — T1142 T1231 — — PE-65771 PE-65778 PE-64954 PE-65568 PE-65835 PE-65834 T1031 — — T1068 T1108 — — ➙ Continued TELECOM IC CROSS REFERENCE Telecom IC Cross Reference |