| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
109LBA025M2DC Arkusz danych(PDF) 3 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
109LBA025M2DC Arkusz danych(HTML) 3 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
3 / 6 page ![]() LBA +85°C Standard 2000 hrs Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER Maximum ESR (mΩ) 120 Hz, +20°C Maximum RMS Ripple Current (A) 120 Hz, +85°C Dims DxL (mm) 47 450 476LBA450M2BC 7054.74 0.46 22x25 56 450 566LBA450M2AC 5920.94 0.61 20x25 68 400 686LBA400M2AC 3657.05 0.75 20x25 68 450 686LBA450M2AD 4876.07 0.7 20x30 68 450 686LBA450M2BC 4876.07 0.71 22x25 68 450 686LBA450M2CC 4876.07 0.6 25x25 82 400 826LBA400M2AD 3032.68 0.82 20x30 82 400 826LBA400M2BC 3032.68 0.84 22x25 82 450 826LBA450M2AE 4043.57 0.8 20x35 82 450 826LBA450M2BC 4043.57 0.86 22x25 100 350 107LBA350M2CC 2486.8 0.63 25x25 100 400 107LBA400M2BD 2486.8 0.68 22x30 100 400 107LBA400M2AD 2486.8 0.95 20x30 100 400 107LBA400M2CC 2486.8 0.99 25x25 100 450 107LBA450M2BD 3315.73 0.95 22x30 100 450 107LBA450M2CC 3315.73 0.97 25x25 100 450 107LBA450M2BE 3315.73 0.77 22x35 100 500 107LBA500M2CC 3315.73 0.8 25x25 100 500 107LBA500M2DC 3315.73 0.84 30x25 120 350 127LBA350M2AD 2072.33 0.96 20x30 120 350 127LBA350M2BC 2072.33 1.04 22x25 120 400 127LBA400M2AE 2072.33 1.07 20x35 120 400 127LBA400M2BD 2072.33 1.09 22x30 120 400 127LBA400M2CC 2072.33 1.13 25x25 120 450 127LBA450M2AF 2763.11 0.99 20x40 120 450 127LBA450M2BE 2763.11 1.07 22x35 120 450 127LBA450M2CD 2763.11 1.09 25x30 120 500 127LBA500M2CD 2763.11 0.89 25x30 120 500 127LBA500M2DC 2763.11 0.9 30x25 150 250 157LBA250M2CA 1657.86 0.85 25x20 150 350 157LBA350M2AD 1657.86 1.1 20x30 150 350 157LBA350M2BD 1657.86 1.2 22x30 150 350 157LBA350M2CC 1657.86 1.22 25x25 150 400 157LBA400M2AF 1657.86 1.22 20x40 150 400 157LBA400M2BF 1657.86 0.94 22x40 150 400 157LBA400M2CD 1657.86 0.89 25x30 150 450 157LBA450M2BF 2210.49 1.18 22x40 150 450 157LBA450M2CD 2210.49 1.25 25x30 150 450 157LBA450M2DC 2210.49 1.29 30x25 150 500 157LBA500M2CE 2210.49 1.07 25x35 180 250 187LBA250M2AC 1381.55 1.2 20x25 180 350 187LBA350M2AE 1381.55 1.24 20x35 180 350 187LBA350M2BD 1381.55 1.34 22x30 180 350 187LBA350M2CC 1381.55 1.37 25x25 180 400 187LBA400M2BF 1381.55 1.41 22x40 180 400 187LBA400M2CD 1381.55 1.44 25x30 180 400 187LBA400M2DC 1381.55 1.52 30x25 180 450 187LBA450M2BG 1842.07 1.32 22x45 180 450 187LBA450M2CE 1842.07 1.4 25x35 180 450 187LBA450M2DD 1842.07 1.45 30x30 180 500 187LBA500M2DE 1842.07 1.3 30x35 220 160 227LBA160M2BA 1130.36 1 22x20 220 200 227LBA200M2BC 1130.36 1.14 22x25 220 200 227LBA200M2CA 1130.36 1.1 25x20 220 200 227LBA200M2AC 1130.36 1.19 20x25 220 250 227LBA250M2AD 1130.36 1.26 20x30 220 250 227LBA250M2BC 1130.36 1.24 22x25 220 350 227LBA350M2BE 1130.36 1.47 22x35 Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER Maximum ESR (mΩ) 120 Hz, +20°C Maximum RMS Ripple Current (A) 120 Hz, +85°C Dims DxL (mm) 220 350 227LBA350M2CD 1130.36 1.53 25x30 220 350 227LBA350M2DC 1130.36 1.54 30x25 220 350 227LBA350M2DD 1130.36 1.29 30x30 220 400 227LBA400M2BG 1130.36 1.58 22x45 220 400 227LBA400M2CE 1130.36 1.64 25x35 220 400 227LBA400M2DD 1130.36 1.66 30x30 220 450 227LBA450M2CF 1507.15 1.59 25x40 220 450 227LBA450M2DD 1507.15 1.64 30x30 220 450 227LBA450M2ED 1507.15 1.66 35x30 220 450 227LBA450M2DF 1507.15 1.44 30x40 220 500 227LBA500M2CG 1507.15 1.4 25x45 270 160 277LBA160M2AC 921.04 1.28 20x25 270 200 277LBA200M2AD 921.04 1.39 20x30 270 200 277LBA200M2BC 921.04 1.37 22x25 270 250 277LBA250M2AD 921.04 1.42 20x30 270 250 277LBA250M2BD 921.04 1.5 22x30 270 350 277LBA350M2BF 921.04 1.7 22x40 270 350 277LBA350M2CE 921.04 1.73 25x35 270 350 277LBA350M2DC 921.04 1.8 30x25 270 400 277LBA400M2CF 921.04 1.79 25x40 270 400 277LBA400M2DD 921.04 1.82 30x30 270 450 277LBA450M2CG 1228.05 1.73 25x45 270 450 277LBA450M2DE 1228.05 1.89 30x35 270 450 277LBA450M2ED 1228.05 1.9 35x30 270 500 277LBA500M2CH 1228.05 1.6 25x50 270 500 277LBA500M2DF 1228.05 1.55 30x40 330 160 337LBA160M2AC 753.57 1.55 20x25 330 200 337LBA200M2AD 753.57 1.56 20x30 330 200 337LBA200M2BC 753.57 1.51 22x25 330 250 337LBA250M2AE 753.57 1.68 20x35 330 250 337LBA250M2BD 753.57 1.66 22x30 330 250 337LBA250M2CC 753.57 1.61 25x25 330 250 337LBA250M2CD 753.57 1.67 25x30 330 350 337LBA350M2BG 753.57 1.87 22x45 330 350 337LBA350M2CF 753.57 1.97 25x40 330 350 337LBA350M2DD 753.57 2.03 30x30 330 400 337LBA400M2CG 753.57 2 25x45 330 400 337LBA400M2DE 753.57 2.05 30x35 330 400 337LBA400M2ED 753.57 2.05 35x30 330 450 337LBA450M2DF 1004.77 2.12 30x40 330 450 337LBA450M2EE 1004.77 2.15 35x35 330 500 337LBA500M2DG 1004.77 1.8 30x45 390 160 397LBA160M2AD 637.64 1.63 20x30 390 160 397LBA160M2BC 637.64 1.63 22x25 390 200 397LBA200M2AE 637.64 1.74 20x35 390 200 397LBA200M2BD 637.64 1.73 22x30 390 200 397LBA200M2CC 637.64 1.71 25x25 390 250 397LBA250M2AF 637.64 1.92 20x40 390 250 397LBA250M2BE 637.64 1.88 22x35 390 250 397LBA250M2CD 637.64 1.88 25x30 390 350 397LBA350M2CF 637.64 2.14 25x40 390 350 397LBA350M2DE 637.64 2.23 30x35 390 350 397LBA350M2ED 637.64 2.3 35x30 390 400 397LBA400M2DF 637.64 2.26 30x40 390 400 397LBA400M2EE 637.64 2.28 35x35 390 450 397LBA450M2DG 850.19 2.35 30x45 390 450 397LBA450M2EF 850.19 2.38 35x40 390 500 397LBA500M2DH 850.19 2.1 30x50 |