| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
P2SMSJ Arkusz danych(PDF) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P2SMSJ Arkusz danych(HTML) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd |
|
2 / 3 page ![]() http://www.yeashin.com 2 REV.03 20140702 P2SMSJ Series r e b m u N t r a P V RWM V BR I @ T IR @VRWM VC @IPP g n i k r a M e d o C . n i M . x a M IT V V V A m A u V A P2SMSJ5.0A 5.0 6.40 7.07 0 1 200 2 . 9 7 . 1 2 E H P2SMSJ6.0A 6.0 7 6 . 6 7 3 . 7 0 1 200 3 . 0 1 4 . 9 1 G H 5 . 6 2 2 . 7 8 9 . 7 0 1 250 2 . 1 1 9 . 7 1 K H 7.0 8 7 . 7 60 . 8 0 1 100 2.0 1 7 . 6 1 M H 7.5 3 3 . 8 1 2 . 9 0 . 1 0 5 9 . 2 1 5 . 5 1 P H 8.0 9 8 . 8 3 8 . 9 0 . 1 5 2 6 . 3 1 7 . 4 1 R H 8.5 4 4 . 9 40 . 0 1 0 . 1 0 1 4 . 4 1 9 . 3 1 T H 9.0 0.00 1 10 . 1 1 0 . 1 5 4 . 5 1 3.0 1 V H 0.0 1 10 . 1 1 30 . 2 1 0 . 1 5 . 2 7.0 1 8 . 1 1 X H 1.0 1 20 . 2 1 50 . 3 1 0 . 1 5 . 2 2 . 8 1 1.0 1 Z H 2.0 1 30 . 3 1 70 . 4 1 0 . 1 5 . 2 9 . 9 1 1 . 0 1 E I 3.0 1 40 . 4 1 90 . 5 1 0 . 1 1 5 . 1 2 3 . 9 G I 4.0 1 60 . 5 1 20 . 7 1 0 . 1 1 2 . 3 2 6 . 8 K I 5.0 1 70 . 6 1 50 . 8 1 0 . 1 1 4 . 4 2 2 . 8 M I 6.0 1 80 . 7 1 70 . 9 1 0 . 1 1 6.0 2 7 . 7 P I 7.0 1 90 . 8 1 90 . 0 2 0 . 1 1 6 . 7 2 2 . 7 R I 8.0 1 0.00 2 10 . 2 2 0 . 1 1 2 . 9 2 8 . 6 T I 0.0 2 20 . 2 2 50 . 4 2 0 . 1 1 4 . 2 3 2 . 6 V I 2.0 2 40 . 4 2 90 . 6 2 0 . 1 1 5 . 5 3 6 . 5 X I 4.0 2 70 . 6 2 50 . 9 2 0 . 1 1 9 . 8 3 1 . 5 Z I 6.0 2 90 . 8 2 90 . 1 3 0 . 1 1 1 . 2 4 8 . 4 E J 8.0 2 10 . 1 3 40 . 4 3 0 . 1 1 4 . 5 4 4 . 4 G J 0.0 3 30 . 3 3 80 . 6 3 0 . 1 1 4 . 8 4 1 . 4 K J 3.0 3 70 . 6 3 60 . 0 4 0 . 1 1 3 . 3 5 8 . 3 M J 6.0 3 0.00 4 20 . 4 4 0 . 1 1 1 . 8 5 4 . 3 P J 0.0 4 40 . 4 4 10 . 9 4 0 . 1 1 5 . 4 6 1 . 3 R J 3.0 4 80 . 7 4 80 . 2 5 0 . 1 1 4 . 9 6 9 . 2 T J 5.0 4 0.00 5 30 . 5 5 0 . 1 1 7 . 2 7 8 . 2 V J 8.0 4 30 . 3 5 90 . 8 5 0 . 1 1 4 . 7 7 6 . 2 X J 1.0 5 70 . 6 5 70 . 2 6 0 . 1 1 4 . 2 8 4 . 2 Z J 4.0 5 0.00 6 30 . 6 6 0 . 1 1 1 . 7 8 3 . 2 E R 8.0 5 40 . 4 6 20 . 1 7 0 . 1 1 6 . 3 9 1 . 2 G R 0.0 6 70 . 6 6 70 . 3 7 0 . 1 1 8 . 6 9 8 . 1 K R 4.0 6 10 . 1 7 60 . 8 7 0 . 1 1 3.0 0 1 7 . 1 M R 0.0 7 80 . 7 7 6.00 8 0 . 1 1 3.0 1 1 5 . 1 P R 5.0 7 30 . 3 8 10 . 2 9 0 . 1 1 1.0 2 1 4 . 1 R R 8.0 7 70 . 6 8 80 . 5 9 0 . 1 1 6.0 2 1 4 . 1 T R 5.0 8 40 . 4 9 4.00 0 1 0 . 1 1 7.0 3 1 3 . 1 V R 0.0 9 0.00 0 1 1.00 1 1 0 . 1 1 6.0 4 1 2 . 1 X R 0.0 0 1 1.00 1 1 3.00 2 1 0 . 1 1 2.0 6 1 1 . 1 Z R 0.0 1 1 2.00 2 1 5.00 3 1 0 . 1 1 7.0 7 1 1.0 E S 0.0 2 1 3.00 3 1 7.00 4 1 0 . 1 1 3.0 9 1 9 . 0 G S 0.0 3 1 4.00 4 1 9.00 5 1 0 . 1 1 9.0 0 2 8 . 0 K S 0.0 5 1 7.00 6 1 5.00 8 1 0 . 1 1 3.0 4 2 7 . 0 M S 0.0 6 1 8.00 7 1 7.00 9 1 0 . 1 1 9.0 5 2 7 . 0 P S 0.0 7 1 9.00 8 1 9.00 0 2 0 . 1 1 5.0 7 2 6 . 0 R S P2SMSJ6.5A P2SMSJ7.0A P2SMSJ7.5A P2SMSJ8.0A P2SMSJ8.5A P2SMSJ9.0A P2SMSJ10A P2SMSJ11A P2SMSJ12A P2SMSJ13A P2SMSJ14A P2SMSJ15A P2SMSJ16A P2SMSJ17A P2SMSJ18A P2SMSJ20A P2SMSJ22A P2SMSJ24A P2SMSJ26A P2SMSJ28A P2SMSJ30A P2SMSJ33A P2SMSJ36A P2SMSJ40A P2SMSJ43A P2SMSJ45A P2SMSJ48A P2SMSJ51A P2SMSJ54A P2SMSJ58A P2SMSJ60A P2SMSJ64A P2SMSJ70A P2SMSJ75A P2SMSJ78A P2SMSJ85A P2SMSJ90A P2SMSJ100A P2SMSJ110A P2SMSJ120A P2SMSJ130A P2SMSJ150A P2SMSJ160A P2SMSJ170A |